công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CAT5113 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Catalyst Semiconductor

tên linh kiện CAT5113
Giải thích chi tiết về linh kiện  100-Tap Digitally Programmable Potentiometer (DPP??
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CATALYST [Catalyst Semiconductor]
Trang chủ  http://www.catalyst-semiconductor.com
Logo CATALYST - Catalyst Semiconductor

CAT5113 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Catalyst Semiconductor

Back Button CAT5113 Datasheet HTML 3Page - Catalyst Semiconductor CAT5113 Datasheet HTML 4Page - Catalyst Semiconductor CAT5113 Datasheet HTML 5Page - Catalyst Semiconductor CAT5113 Datasheet HTML 6Page - Catalyst Semiconductor CAT5113 Datasheet HTML 7Page - Catalyst Semiconductor CAT5113 Datasheet HTML 8Page - Catalyst Semiconductor CAT5113 Datasheet HTML 9Page - Catalyst Semiconductor CAT5113 Datasheet HTML 10Page - Catalyst Semiconductor CAT5113 Datasheet HTML 11Page - Catalyst Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
CAT5113
© 2006 Catalyst Semiconductor, Inc.
7
Doc. No. MD-2009 Rev. V
Characteristics subject to change without notice
Programmable Voltage Regulator
Programmable I to V Convertor
Automatic Gain Control
Programmable Bandpass Filter
Programmable Current Source/Sink
0.1µF
1µF
6.8µF
R1
11kΩ
100kΩ
VO (REG)
R3
10kΩ
R2
820Ω
1.23V
2
8
1
7
4
5
3
6
+5V
DPP
2952
CAT5113/5114
VOUT
FB
SD
SHUTDOWN
VIN (UNREG)
GND
+5V
R3
100k
Ω
R2
10k
Ω
R1
C2
C1
0.001µF
0.001µF
1µF
2
7
3
4
6
+
–
2
8
1
7
4
+5V
CAT5113/5114
DPP
VO
A1
VS
+2.5V
50k
Ω
+2.5V
VO
A1
+5V
IS
2
7
3
3
5
4
6
6
+
–
A2
LT1097
+5V
2
7
3
4
6
+
–
2
8
1
7
4
+5V
CAT5113/5114
DPP
pR (1-p)R
330Ω
330Ω
1MΩ
10k
+5V
+5V
VS
0 ≤ VS ≤ 2.5V
0 ≤ VO ≤ 2.5V
VO
+2.5V
+5V
IC3
CAT5111/5112
CLO
R1
R3
R2
VLL
IC1
393
AI
IC4
VUL
2
3
+
–
1
2
8
1
7
4
+5V
10kΩ
10kΩ
OSC
IC2
74HC132
0.1µF
CHI
6
5
5
6
3
+
–
7
DPP
CAT5111/5112
+5V
+5V
Serial
Bus
VS
+2.5V
+2.5V
+5V
2
4
7
5
6
3
11
1
+
–
R1
100k
Ω
R1
100k
Ω
A1 =A2 = LMC6064A
R
2.5k
Ω
IS
A2
R1
100k
Ω
R1
100k
Ω
+
–



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com