công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CAT5113 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Catalyst Semiconductor

tên linh kiện CAT5113
Giải thích chi tiết về linh kiện  100-Tap Digitally Programmable Potentiometer (DPP??
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CATALYST [Catalyst Semiconductor]
Trang chủ  http://www.catalyst-semiconductor.com
Logo CATALYST - Catalyst Semiconductor

CAT5113 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Catalyst Semiconductor

Back Button CAT5113 Datasheet HTML 2Page - Catalyst Semiconductor CAT5113 Datasheet HTML 3Page - Catalyst Semiconductor CAT5113 Datasheet HTML 4Page - Catalyst Semiconductor CAT5113 Datasheet HTML 5Page - Catalyst Semiconductor CAT5113 Datasheet HTML 6Page - Catalyst Semiconductor CAT5113 Datasheet HTML 7Page - Catalyst Semiconductor CAT5113 Datasheet HTML 8Page - Catalyst Semiconductor CAT5113 Datasheet HTML 9Page - Catalyst Semiconductor CAT5113 Datasheet HTML 10Page - Catalyst Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
CAT5113
Doc. No. MD-2009 Rev. V
6
© Catalyst Semiconductor, Inc.
Characteristics subject to change without notice
APPLICATIONS INFORMATION
Potentiometer Configuration
Applications
Programmable Instrumentation Amplifier
Programmable Sq. Wave Oscillator (555)
Sensor Auto Referencing Circuit
(a) resistive divider
(b) variable resistance
(c) two-port
R2
R3
A3
A1 = A2 = A3 = ¼ LM6064
R2 = R3 = R4 = 5kΩ
RPOT = 10kΩ
+5V
+2.5V
VO
R4
R3
R4
R2
R1
2
8
3
2
6
5
7
9
4
10
11
8
1
1
7
4
+
–
+
–
+
–
+5V
V1 (-)
V2 (+)
CAT5113/5114
DPP
+5V
0.01µF
0.01µF
0.003µF
pRPOT
(1-p)RPOT
R2
C
R1
RB
RA
5
3
6
7
8
4
1
2
65
3
2
8
1
7
4
+5V
DPP
555
+5V
-5V
VREF = 1V
VOUT = 1V ± 1mV
VSENSOR = 1V ± 50mV
VCORR
4
11
1
499kΩ
IC1B
IC1A
20kΩ
499kΩ
2
3
6
5
499kΩ
499kΩ
10kΩ
0.01µF
OSC
CS
IC3A
¼ 74HC132
+
–
+
–
2
8
1
7
7
4
+5V
+200mV
CAT5111/5112
IC2
DPP
+
–



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com