| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST52T400 bảng dữ liệu(PDF) 60 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST52T400 bảng dữ liệu(HTML) 60 Page - STMicroelectronics |
|
60 / 94 page ![]() ST52T400/T440/E440/T441 60/94 Figure 9.5 Configuration Register 5 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 TIRST: Timer Internal RESET TERST: Timer External RESET on Edge/Level TISTR: Timer Internal START TESTR: Timer External START on Edge/Level INTE: Timer Interrupt on TIMER0OUT Rising/Falling Edge INTSL: Timer Interrupt Source selection TMODE: Timer working mode REG_CONF 5 TIMER Reset Configuration = “00000000” |