công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

515-1069F bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Dialight Corporation

tên linh kiện 515-1069F
Giải thích chi tiết về linh kiện  Light Pipe Selector Guide
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DIALIGHT [Dialight Corporation]
Trang chủ  http://www.dialight.com
Logo DIALIGHT - Dialight Corporation

515-1069F bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Dialight Corporation

Back Button 515-1069F Datasheet HTML 2Page - Dialight Corporation 515-1069F Datasheet HTML 3Page - Dialight Corporation 515-1069F Datasheet HTML 4Page - Dialight Corporation 515-1069F Datasheet HTML 5Page - Dialight Corporation 515-1069F Datasheet HTML 6Page - Dialight Corporation 515-1069F Datasheet HTML 7Page - Dialight Corporation 515-1069F Datasheet HTML 8Page - Dialight Corporation 515-1069F Datasheet HTML 9Page - Dialight Corporation 515-1069F Datasheet HTML 10Page - Dialight Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
597-3XX1-507F
597-77X1-507F
597-3XX1-207F
597-77X1-207F
Part Number
Drawing
Suggested
LED*
ITT K5V2
Lighted Tactile
Switch
ITT K5V2
Lighted Tactile
Switch
597-2751-607F
597-2712-607F
597-2723-607F
597-2751-607F
597-2712-607F
597-2723-607F
515-1140-195F
515-1149-145F
515-1151F
515-1154F
515-1061F
515-1094F
6
PCB Mount Multiple Position Vertical
Ø.240
(6,1)
Ø.157
(4)
.767
(19,5)
.315
(8)
.050
(1,27)
.035
(0,89)
.065
(1,65)
Ø.200
(5.08)
Ø.240
(6,1)
Ø.118
(3)
.315
(8)
.065
(1,65)
TYP
.035
(0,89)
.570 (14,5)
Ø.197
(5)
.423±.010
(10,74±0,25)
.138 REF
(3,51)
.056±.003
(1,42±0,07)
.223±.003
(5,66±0,07)
.059
(1,5)
1.029±.010
(26,13±0,25).135°±3°
.223±.003
(5,66±0,07)
.139±.003
(3,54±0,07)
.055
(1,4)
.060
(1,52)
.050
(1,27)
.197 (5)
.137
(3,48)
.315 REF (8)
.118
(3)
LED
(REF)
.020±.010
(0,51±0,25)
CLEARANCE
LED
(REF)
.020±.010
(0,51±0,25)
CLEARANCE
.315±.003
(8±0,07)
1.339±.003
(34±0,07)
1.811
(46)
.059
(1,5)
.118
(3)
.055
(1,4)
.060
(1,52)
.180
(4.57)
.120
(3.05)
Ø.120±.003
(3.05±0,07)
TYP; 2 PLCS
.200±.005
(5.08±0,12)
.100±.005
(2.54±0,12)
.360
(9.14)
.110 (2,79)
.090±.010
(2.29±0,25)
DIFFUSED FRONT
SURFACES; 2 PLCS
.077
(1.96)
REF
ALIGNMENT
ONLYPIN
.300±.010
(7.62±0,25)
.55REF
(13.9)
.109 (2,77)
Ø.63+.003
- .001
(1,6 +,008 )
- ,003
MOUNTING PIN
Ø.055±.003
(1.4±0,07)
.100±.010
(2.54±0,25)
.200±.010
(5,08±0,25)
.41
(10.3)
.062
(1.57)
Ø.120±.003
(3,05±0,07)
TYP; 2 PLCS
.180
(4,57)
.120
(3,05)
.200±.005
(5,08±0,12)
.360
(9,14)
.100±.005
(2,54±0,12)
.110
(2,79)
.090±.010
(2,29±0,25)
.235
(5,97)
DIFFUSED FRONT
SURFACES; 2 PLCS
.109
(2,77)
.70
(17,9) REF
.300±.010
(7,62±0,25)
ALIGNMENT
ONLYPIN
Ø.055±.003
(1,4±0,07)
.56
(14,3)
.200±.010
(5,08±0,25)
.100±.010
(2,54±0,25)
.065
(1,65)
Ø.63+.003
- .000
(1,6 +,008 )
- ,000
MOUNTING PIN
* ’X’ represents a variable part number. See page 17 for LED details.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com