công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B2425 bảng dữ liệu(PDF) 18 Page - HAKKO Corporation

tên linh kiện B2425
Giải thích chi tiết về linh kiện  Desoldering Tool
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HAKKO [HAKKO Corporation]
Trang chủ  https://www.hakko.com/
Logo HAKKO - HAKKO Corporation

B2425 bảng dữ liệu(HTML) 18 Page - HAKKO Corporation

Back Button B2425 Datasheet HTML 14Page - HAKKO Corporation B2425 Datasheet HTML 15Page - HAKKO Corporation B2425 Datasheet HTML 16Page - HAKKO Corporation B2425 Datasheet HTML 17Page - HAKKO Corporation B2425 Datasheet HTML 18Page - HAKKO Corporation B2425 Datasheet HTML 19Page - HAKKO Corporation B2425 Datasheet HTML 20Page - HAKKO Corporation B2425 Datasheet HTML 21Page - HAKKO Corporation B2425 Datasheet HTML 22Page - HAKKO Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 36 page
background image
●
Auto Sleep
1. Move the cursor to select “Auto Sleep”.
After selecting, press <OK>.
Select whether you will activate the auto sleep function. When the auto sleep function
is set to on and no operation is performed for constant time after the iron is set in the
iron holder, the auto sleep function will be enabled.
* Set temp in “Sleep temp”.
2. ON and OFF will be switched alternately
if you press the <↑> or <↓> button.
3. Selecting “ON” allows you to make the
setting for “Timer.”
(Default is 6 minutes.)
* When selecting “ON”
4. When setting “Auto Sleep” to “ON,”
the area for Timer flashes.
5. Press the <↑> or <↓> button, you can
change to the desired value.
6. Pressing the <OK> button after this change
makes the set time stored in the internal
memory.
<↑>
<↓>
<OK>
S h u t O f f S e t
V acu umM o d e
A ut o S l e ep
OFF
NOR
OFF
<↑>
<↓>
<OK>
A ut o S l e ep S e t
A ut o S l e ep
OFF
T i me r
06m
<↑>
<↓>
<OK>
A ut o S l e ep S e t
A ut o S l e ep
ON
T i me r
6m
Select
“OFF”
Select
“ON”
<↑>
<↓>
<OK>
S h u t O f f S e t
V acu umM o d e
A ut o S l e ep
OFF
NOR
6m
17



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com