công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B2425 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - HAKKO Corporation

tên linh kiện B2425
Giải thích chi tiết về linh kiện  Desoldering Tool
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HAKKO [HAKKO Corporation]
Trang chủ  https://www.hakko.com/
Logo HAKKO - HAKKO Corporation

B2425 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - HAKKO Corporation

Back Button B2425 Datasheet HTML 2Page - HAKKO Corporation B2425 Datasheet HTML 3Page - HAKKO Corporation B2425 Datasheet HTML 4Page - HAKKO Corporation B2425 Datasheet HTML 5Page - HAKKO Corporation B2425 Datasheet HTML 6Page - HAKKO Corporation B2425 Datasheet HTML 7Page - HAKKO Corporation B2425 Datasheet HTML 8Page - HAKKO Corporation B2425 Datasheet HTML 9Page - HAKKO Corporation B2425 Datasheet HTML 10Page - HAKKO Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 36 page
background image
5
If you wish to exit the
PRESET SELECTION
screen, simply use the
DOWN button to scroll
to the bottom of the list,
and select <EXIT>.
Control
Button
Receptacle
Vacuum
outlet cap
PART NAMES
Power Switch
5. OPERATION
Making Changes to Settings
●
Selecting the preset number
If you wish to exit the PRESET SELECTION screen...
• You select <EXIT> and press the <OK> button, you will return to the normal display
without making change.
• if the device is left alone without making any operation for 10 seconds, you will return
to the normal display.
<↓>
<OK>
4. Press the “OK” button to
finalize your selection.
<↑>
1. Press any of the
three control buttons.
<↑>
<↓>
<OK>
PRESET1
PRESET2
PRESET3
350℃
400℃
450℃
2. The preset selection screen
appears.
3. Make your PRESENT SELECTION
by moving the cursor UP or DOWN
by pressing the corresponding
buttons.
<↓>
<OK>
350℃
400℃
450℃
<↑>
C
Normal display screen
PRESET1
PRESET2
PRESET3
350℃
400℃
450℃
PRESET1
PRESET2
PRESET3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com