công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XFP235 bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện XFP235
Giải thích chi tiết về linh kiện  XF Plastic Package Family of Low Phase Noise Quartz-based PLL Oscillators
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

XFP235 bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Renesas Technology Corp

Back Button XFP235 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp XFP235 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp XFP235 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp XFP235 Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp XFP235 Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp XFP235 Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp XFP235 Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp XFP235 Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp XFP235 Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 25 page
background image
12
©2019-2023 Renesas Electronics Corporation
R31DS0029EU0601 September 13, 2023
XF Datasheet
Output Waveforms
Figure 3. LVDS/LVPECL/HCSL/CML Output Waveforms
Oscillator Symmetry
Output Levels /Rise Time/Fall Time Measurements
OUT0b
OUT0
VOH
VOL
VOD
½ Period
Period
TR
TF
20% to 80%
VOS
OUT0b
OUT0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com