công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XFP235 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện XFP235
Giải thích chi tiết về linh kiện  XF Plastic Package Family of Low Phase Noise Quartz-based PLL Oscillators
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

XFP235 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp

Back Button XFP235 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp XFP235 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp XFP235 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp XFP235 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp XFP235 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp XFP235 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp XFP235 Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp XFP235 Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp XFP235 Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 25 page
background image
9
©2019-2023 Renesas Electronics Corporation
R31DS0029EU0601 September 13, 2023
XF Datasheet
Output Load
LVDS.
Differential.
—
100
—
Ω
LVPECL.
VDD - 2.0V.
—
50
—
HCSL.
To GND.
—
50
—
TST
Start-up Time
Output valid time after VDD meets minimum
specified level.
—
5
—
ms
tR
Output Rise Time
LVDS.
20% – 80%,
156.25MHz
—
299
400
ps
LVPECL.
—
287
400
HCSL.
—
306
400
CML
—
301
400
tF
Output Fall Time
LVDS.
80% – 20%,
156.25MHz
—
279
400
ps
LVPECL.
—
274
400
HCSL.
—
284
400
CML
—
279
400
ODC
Output Clock Duty Cycle
LVDS.
156.25MHz
48
—
52
%
LVPECL.
156.25MHz
48
—
52
HCSL.
156.25MHz
48
—
52
CML
156.25MHz
48
—
52
TOE
Output Enable/Disable Time
—
—
—
1
—
ms
Table 15. 3.3V AC Electrical Characteristics (Cont.)
VDD = 3.3V ±5%, TA = -40°C to +85°C, -40°C to +105°C.
Symbol
Parameter
Test Condition
Minimum
Typical
Maximum
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com