công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KRTBEILQ51-3A bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện KRTBEILQ51-3A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi Chip LED
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

KRTBEILQ51-3A bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - ams-OSRAM AG

Back Button KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 15Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 16Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 17Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 18Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 19Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 20Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 21Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 22Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 23Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 30 page
background image
KRTBEILQ51.3A
DATASHEET
DATASHEET
19 | Version 1.3 | 2022-11-25
Permissible Pulse Handling Capability
I
F = f(tp); D: Duty cycle; ● blue
10-6 10-5 10-4 10-3 0.01
0.11
10
/
40
60
80
100
120
IF /A
TS =0°C ... 76°C
KRTBEILQ51.3A
:D =1.0
:D =0.5
:D =0.2
:D =0.1
:D =0.05
:D =0.02
:D =0.01
:D =0.005
Permissible Pulse Handling Capability
I
F = f(tp); D: Duty cycle; ● blue
10-6 10-5 10-4 10-3 0.01
0.11
10
/
20
40
60
80
100
120
IF /A
TS = 85°C
KRTBEILQ51.3A
:D =1.0
:D =0.5
:D =0.2
:D =0.1
:D =0.05
:D =0.02
:D =0.01
:D =0.005



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com