công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KRTBEILQ51-3A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện KRTBEILQ51-3A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi Chip LED
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

KRTBEILQ51-3A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ams-OSRAM AG

  KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 1Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 30 page
background image
KRTBEILQ51.3A
DATASHEET
DATASHEET
5 | Version 1.3 | 2022-11-25
Characteristics
I
F(● red) = 20 mA; IF(● true green) = 20 mA; IF(● blue) = 10 mA; TS = 25 °C
Parameter
Symbol
Values
Values
Values
● red
● true green
● blue
Peak Wavelength
λ
peak
typ.
630 nm
519 nm
468 nm
Dominant Wavelength 2)
λ
dom
typ.
623 nm
526 nm
470 nm
Spectral bandwidth at 50% I
rel,max
∆λ
typ.
13 nm
25 nm
16 nm
Viewing angle at 50% I
V
typ.
120 °
120 °
120 °
Forward Voltage 3)
I
F = 20 mA
V
F
min.
typ.
max.
1.70 V
2.10 V
2.50 V
2.30 V
2.70 V
3.10 V
2.30 V
2.70 V
3.10 V
Reverse current 1)
V
R = 12 V
I
R
typ.
max.
0.01 µA
10 µA
0.01 µA
10 µA
0.01 µA
10 µA
Real thermal resistance junction/sol-
derpoint 4)
R
thJS real
typ.
max.
300 K / W
370 K / W
230 K / W
280 K / W
210 K / W
250 K / W
Rth values valid for one-chip-operation and multi-chip-operation.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com