công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KRTBEILQ51-3A bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện KRTBEILQ51-3A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi Chip LED
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

KRTBEILQ51-3A bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - ams-OSRAM AG

Back Button KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 18Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 19Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 20Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 21Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 22Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 23Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 24Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 25Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 26Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 30 page
background image
KRTBEILQ51.3A
DATASHEET
DATASHEET
22 | Version 1.3 | 2022-11-25
Reflow Soldering Profile
Product complies to MSL Level 3 acc. to JEDEC J-STD-020E
0
0
s
OHA04525
50
100
150
200
250
300
50
100
150
200
250
300
t
T
˚C
S
t
t
P
t
Tp
240 ˚C
217 ˚C
245 ˚C
25 ˚C
L
Profile Feature
Symbol
Pb-Free (SnAgCu) Assembly
Unit
Minimum
Recommendation
Maximum
Ramp-up rate to preheat*)
25 °C to 150 °C
2
3
K/s
Time t
S
T
Smin to TSmax
t
S
60
100
120
s
Ramp-up rate to peak*)
T
Smax to TP
2
3
K/s
Liquidus temperature
T
L
217
°C
Time above liquidus temperature
t
L
80
100
s
Peak temperature
T
P
245
260
°C
Time within 5 °C of the specified peak
temperature T
P - 5 K
t
P
10
20
30
s
Ramp-down rate*
T
P to 100 °C
3
6
K/s
Time
25 °C to T
P
480
s
All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component
* slope calculation DT/Dt: Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com