công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KRTBEILQ51-3A bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện KRTBEILQ51-3A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi Chip LED
PDF  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

KRTBEILQ51-3A bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ams-OSRAM AG

Back Button KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 12Page - ams-OSRAM AG KRTBEILQ51-3A Datasheet HTML 13Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 30 page
background image
KRTBEILQ51.3A
DATASHEET
DATASHEET
9 | Version 1.3 | 2022-11-25
Relative Spectral Emission 6)
I
rel = f(λ); IF(● red) = 20 mA; IF(● true green) = 20 mA; IF(● blue) = 10 mA; TS = 25 °C
KRTBEILQ51.3A
350
400
450
500
550
600
650700
750800
λ /nm
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Irel
:Vλ
:red
:truegreen
:blue



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com