công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GW-KAHLB2-DM bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện GW-KAHLB2-DM
Giải thích chi tiết về linh kiện  SOLERIQ® S 19
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

GW-KAHLB2-DM bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - ams-OSRAM AG

  GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 1Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 20 page
background image
GW KAHLB2.DM
1 Version 1.3 | 2020-03-05
Produktdatenblatt | Version 1.1
www.osram-os.com
Applications
GW KAHLB2.DM
SOLERIQ® S 19
The SOLERIQ® S products were specifically de-
signed for applications requiring large flux packages
out of a compact area. This “Brilliant Color” version
is designed for shop lighting applications. It features
a high color quality which is similar to high intensi-
ty discharge lamps (HID). Its brilliant light not only
provides a high quality of white but also enables rich
and saturated colors which have only been possible
with HID lamps before.
—
Downlights/Spotlights
Features:
—
Package: Chip-on-Board
—
Typ. Radiation: 120° (Lambertian emitter)
—
Color temperature: 3250K
—
CRI: 85 (min.)
—
ESD: 2 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)
—
Luminous Flux : typ. 3559 lm @ 3250 K, 85 °C
—
Luminous efficacy : typ. 93 lm/W @ 3250 K, 85 °C


Số phần tương tự - GW-KAHLB2-DM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
GW-KAHLB2.CM OSRAM-GW-KAHLB2.CM Datasheet
1Mb / 18P
Chip-on-Board
GW-KAHLB2.DM OSRAM-GW-KAHLB2.DM Datasheet
2Mb / 18P
Chip-on-Board
GW-KAHLB2.EM OSRAM-GW-KAHLB2.EM Datasheet
2Mb / 18P
Chip-on-Board
GW-KAHLB2.PM OSRAM-GW-KAHLB2.PM Datasheet
1Mb / 18P
Chip-on-Board
More results

Mô tả tương tự - GW-KAHLB2-DM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
OSRAM GmbH
GWKAJRB2.EM OSRAM-GWKAJRB2.EM Datasheet
1Mb / 17P
SOLERIQ E 30
GWKALRB3.EM OSRAM-GWKALRB3.EM Datasheet
1Mb / 17P
SOLERIQ E 45
GWKAGHB1.CM OSRAM-GWKAGHB1.CM Datasheet
712Kb / 18P
SOLERIQ S13
GWT3LSF3.EM OSRAM-GWT3LSF3.EM Datasheet
2Mb / 20P
SOLERIQ L 38
GWT3LSF2.EM OSRAM-GWT3LSF2.EM Datasheet
2Mb / 20P
SOLERIQ L 38
logo
Lanner All Rights Reser...
NCA-4240 LANNER-NCA-4240 Datasheet
579Kb / 2P
1U 19” Rackmount Appliance With Intel® Alder Lake S Processor
V1-2023.01.19
logo
ams AG
GWCAGJL1.HM AMSCO-GWCAGJL1.HM Datasheet
1Mb / 18P
The SOLERIQ® S products were specifically designed for applications requiring large flux packages out of a compact area.
Version 1.1 2023-04-12
GWKAFHB6.CM AMSCO-GWKAFHB6.CM Datasheet
1Mb / 20P
The SOLERIQ® S products were specifically designed for applications requiring large flux packages out of a compact area.
Version 1.4 2023-07-11
GWKAFJB6.EM AMSCO-GWKAFJB6.EM Datasheet
1Mb / 21P
The SOLERIQ® S products were specifically designed for applications requiring large flux packages out of a compact area.
Version 1.4 2023-07-11
GWKANJB6.CM AMSCO-GWKANJB6.CM Datasheet
1Mb / 20P
The SOLERIQ® S products were specifically designed for applications requiring large flux packages out of a compact area.
Version 1.3 2023-04-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com