công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GW-KAHLB2-DM bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện GW-KAHLB2-DM
Giải thích chi tiết về linh kiện  SOLERIQ® S 19
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

GW-KAHLB2-DM bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ams-OSRAM AG

  GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 1Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 20 page
background image
GW KAHLB2.DM
3 Version 1.3 | 2020-03-05
Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Values
Operating Temperature
T
op
min.
max.
-40 °C
105 °C
Storage Temperature
T
stg
min.
max.
-40 °C
100 °C
Junction Temperature
T
j
max.
125 °C
Forward Current
T
S = 85 °C
I
F
min.
max.
80 mA
1920 mA
Surge Current
t ≤ 10 µs; D = 0.005 ; T
S = 85 °C
I
FS
max.
2400 mA
Reverse voltage 2)
V
R
Not designed for
reverse operation
ESD withstand voltage
acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)
V
ESD
2 kV



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com