công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GW-KAHLB2-DM bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - ams-OSRAM AG

tên linh kiện GW-KAHLB2-DM
Giải thích chi tiết về linh kiện  SOLERIQ® S 19
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Trang chủ  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

GW-KAHLB2-DM bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - ams-OSRAM AG

Back Button GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 10Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 11Page - ams-OSRAM AG GW-KAHLB2-DM Datasheet HTML 12Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 20 page
background image
GW KAHLB2.DM
8 Version 1.3 | 2020-03-05
Relative Spectral Emission 6)
I
rel = f (λ); IF = 1050 mA; TS = 85 °C
GW KAHLB2.DM
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
λ [nm]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
Φrel
:Vλ
:white
Radiation Characteristics 6)
I
rel = f (ϕ); TS = 85 °C
GW KAHLB2.DM
-100°
-90°
-80°
-70°
-60°
-50°
-40°
-30°
-20°
-10°
0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
ϕ [°]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0 I
rel
:0°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com