| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M7020R bảng dữ liệu(PDF) 50 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M7020R bảng dữ liệu(HTML) 50 Page - STMicroelectronics |
|
50 / 150 page ![]() M7020R 50/150 Figure 29. x68 Table with 31 Devices Comparand Register (even) Comparand Register (odd) 67 0 K CFG = 00000000 0 1 2 3 1015807 (68-bit Configuration) Location address L K Must be the same for each of the 31 devices Will be the same in each of the 31 devices 67 0 K GMR 67 0 AI05673 (First matching entry) |