công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPC458 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPC458
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise Quad Operational Amplifiers
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

UPC458 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  UPC458 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp UPC458 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp UPC458 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp UPC458 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp UPC458 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp UPC458 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp UPC458 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp UPC458 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp UPC458 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
UPC458, UPC4741
R03DS0126EJ0100 Rev.1.00
Page 5 of 8
Feb.27.25
ELECTRICAL CHARACTERISTICS CURVE (TA = 25 °C, TYP.) (REFERENCE VALUE)
UPC458G2, UPC4741G2
182 °C/W
0
200
400
600
800
0
20
40
60
80
100
Operating Ambient Temperature, TA [°C]
PT vs. TA (Absolute maximum rating)
0
20
40
60
80
100
120
1
10 100 1k 10k 100k 1M 10M
Frequency, f [Hz]
AV vs. f
V ± = ±15 V
RL = 2 kΩ
-3
-2.5
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
-20
0
20
40
60
80
Operating Ambient Temperature, TA [°C]
VIO vs. TA
V ± = ±15 V
Any sample data
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
-20
0
20
40
60
80
Operating Ambient Temperature, TA [°C]
IB vs. TA
V ± = ±15 V
0
10
20
30
100
1k
10k
100k
1M
Frequency, f [Hz]
Vom vs. f
RL = 10 kΩ
V ± = ±15 V
V ± = ±10 V
V ± = ±5 V
0
10
20
30
40
0
±10
±20
Power Supply Voltage, V ± [V]
VICM vs. V ±



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com