công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPC458 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện UPC458
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Noise Quad Operational Amplifiers
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

UPC458 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  UPC458 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp UPC458 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp UPC458 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp UPC458 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp UPC458 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp UPC458 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp UPC458 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp UPC458 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp UPC458 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
UPC458, UPC4741
R03DS0126EJ0100 Rev.1.00
Page 3 of 8
Feb.27.25
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
UPC458G2, 4741G2 (TA = 25 °C, V ± = ±15 V)
Parameter
Symbol
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Test Condition
Input Offset Voltage
VIO
±1.0
±5.0
mV
RS ≤ 100 Ω
Input Offset Current
IIO
±30
±50
nA
Input Bias Current Note 6
IB
70
300
nA
Large Signal Voltage Gain
AV
25000
50000
RL ≥ 2 kΩ, VO = ±10 V
Power Consumption
Pd
150
210
mW
IO = 0 A
Common Mode Rejection Ratio
CMR
80
90
dB
Supply Voltage Rejection Ratio
SVR
50
100
μV/V
Maximum Output Voltage
Vom
±12
±13.7
V
RL ≥ 10 kΩ
Maximum Output Voltage
Vom
±10
±12.5
V
RL ≥ 2 kΩ
Common Mode Input Voltage Range
VICM
±12
±14
V
Slew Rate
SR
1.6
V/μs
AV = 1
Input Equivalent Noise Voltage Density en
9
nV/ Hz
f = 1 kHz
Channel Separation
108
dB
f = 10 kHz
UPC458G2 (5), 4741G2 (5) (TA = 25 °C, V ± = ±15 V)
Parameter
Symbol
MIN.
TYP.
MAX.
Unit
Test Condition
Input Offset Voltage
VIO
±1.0
±2.0
mV
RS ≤ 100 Ω
Input Offset Current
IIO
±30
±50
nA
Input Bias Current Note 6
IB
100
nA
Large Signal Voltage Gain
AV
28000
50000
RL ≥ 2 kΩ, VO = ±10 V
Power Consumption
Pd
150
210
mW
IO = 0 A
Common Mode Rejection Ratio
CMR
85
90
dB
Supply Voltage Rejection Ratio
SVR
50
μV/V
Output Voltage Swing
Vom
±12.5
±13.7
V
RL ≥ 10 kΩ
Output Voltage Swing
Vom
±11
±12.5
V
RL ≥ 2 kΩ
Common Mode Input Voltage Range
VICM
±13
±14
V
Slew Rate
SR
1.6
V/μs
AV = 1
Input Equivalent Noise Voltage Density Vn
9
nV/ Hz
f = 1 kHz
Channel Separation
108
dB
f = 10 kHz
【
Note】6. Input bias currents flow out from IC. Because each currents are base current of PNP-transistor on input stage.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com