công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICL3232IBZ bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ICL3232IBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  One Microamp Supply-Current, 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ICL3232IBZ bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ICL3232IBZ Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ICL3232IBZ Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ICL3232IBZ Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp ICL3232IBZ Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp ICL3232IBZ Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp ICL3232IBZ Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp ICL3232IBZ Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp ICL3232IBZ Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp ICL3232IBZ Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 36 page
background image
ICL3221, ICL3222, ICL3223, ICL3232, ICL3241, ICL3243
3. Typical Performance Curves
FN4805 Rev.23.00
Page 12 of 36
Apr.26.19
3.
Typical Performance Curves
VCC = 3.3V, TA = 25°C
Figure 1. Transmitter Output Voltage vs Load
Capacitance
Figure 2. Slew Rate vs Load Capacitance
Figure 3. Supply Current vs Load Capacitance when
Transmitting Data
Figure 4. Supply Current vs Load Capacitance when
Transmitting Data
Figure 5. Supply Current vs Load Capacitance when
Transmitting Data
Figure 6. Supply Current vs Supply Voltage
-6
-4
-2
0
2
4
6
1000
2000
3000
4000
5000
0
Load Capacitance (pF)
1 Transmitter at 250kbps
VOUT+
VOUT -
1 or 2 Transmitters at 30kbps
Load Capacitance (pF)
0
1000
2000
3000
4000
5000
5
10
15
20
25
+SLEW
-SLEW
0
5
10
15
20
25
30
45
35
40
0
1000
2000
3000
4000
5000
Load Capacitance (pF)
20kbps
250kbps
120kbps
ICL3221
0
5
10
15
20
25
30
45
35
40
0
1000
2000
3000
4000
5000
Load Capacitance (pF)
20kbps
250kbps
120kbps
ICL3222 - ICL3232
0
5
10
15
20
25
30
45
35
40
0
1000
2000
3000
4000
5000
Load Capacitance (pF)
20kbps
250kbps
120kbps
ICL324X
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
0
0.5
1.0
1.5
2.0
Supply Voltage (V)
2.5
3.0
3.5
No Load
All Outputs Static
ICL3221 - ICL3232
ICL324X
ICL324X



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com