công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICL3232IAZ bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ICL3232IAZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  One Microamp Supply-Current, 3V to 5.5V, 250kbps, RS-232 Transmitters/Receivers
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ICL3232IAZ bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ICL3232IAZ Datasheet HTML 19Page - Renesas Technology Corp ICL3232IAZ Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp ICL3232IAZ Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp ICL3232IAZ Datasheet HTML 22Page - Renesas Technology Corp ICL3232IAZ Datasheet HTML 23Page - Renesas Technology Corp ICL3232IAZ Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp ICL3232IAZ Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp ICL3232IAZ Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp ICL3232IAZ Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 36 page
background image
ICL3221, ICL3222, ICL3223, ICL3232, ICL3241, ICL3243
5. Die Characteristics
FN4805 Rev.23.00
Page 23 of 36
Apr.26.19
5.
Die Characteristics
Substrate Potential (Powered Up)
GND
Transistor Count
ICL3221: 286
ICL3222: 338
ICL3223: 357
ICL3232: 296
ICL324X: 464
Process
Si Gate CMOS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com