công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M58PR001LE bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - Numonyx B.V

tên linh kiện M58PR001LE
Giải thích chi tiết về linh kiện  512-Mbit or 1-Gbit (횞 16, multiple bank, multilevel, burst) 1.8 V supply Flash memories
PDF  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUMONYX [Numonyx B.V]
Trang chủ  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

M58PR001LE bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - Numonyx B.V

Back Button M58PR001LE Datasheet HTML 67Page - Numonyx B.V M58PR001LE Datasheet HTML 68Page - Numonyx B.V M58PR001LE Datasheet HTML 69Page - Numonyx B.V M58PR001LE Datasheet HTML 70Page - Numonyx B.V M58PR001LE Datasheet HTML 71Page - Numonyx B.V M58PR001LE Datasheet HTML 72Page - Numonyx B.V M58PR001LE Datasheet HTML 73Page - Numonyx B.V M58PR001LE Datasheet HTML 74Page - Numonyx B.V M58PR001LE Datasheet HTML 75Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 71 / 123 page
background image
M58PR512LE, M58PR001LE
DC and AC parameters
71/123
15
DC and AC parameters
This section summarizes the operating measurement conditions, and the DC and AC
characteristics of the device. The parameters in the DC and AC characteristics tables in this
section are derived from tests performed under the measurement conditions summarized in
Table 24: Operating and AC measurement conditions. Designers should check that the
operating conditions in their circuit match the operating conditions when relying on the
quoted parameters.
Figure 10.
AC measurement I/O waveform
Table 24.
Operating and AC measurement conditions
Parameter
Min
Max
Units
VDD supply voltage
1.7
2.0
V
VDDQ supply voltage
1.7
2.0
V
VPP supply voltage (factory environment)
8.5
9.5
V
VPP supply voltage (application environment)
0.9
2.0
V
Ambient operating temperature
–30
85
°C
Load capacitance (CL)30
pF
Input rise and fall times
3
ns
Input pulse voltages
0 to VDDQ
V
Input and output timing ref. voltages
VDDQ/2
V
AI06161
VDDQ
0 V
VDDQ/2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com