công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT25DF021A-DWFHT bảng dữ liệu(PDF) 54 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện AT25DF021A-DWFHT
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-Mbit, 1.65 V Minimum SPI Serial Flash Memory with Dual-I/O Support
PDF  59 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

AT25DF021A-DWFHT bảng dữ liệu(HTML) 54 Page - Renesas Technology Corp

Back Button AT25DF021A-DWFHT Datasheet HTML 50Page - Renesas Technology Corp AT25DF021A-DWFHT Datasheet HTML 51Page - Renesas Technology Corp AT25DF021A-DWFHT Datasheet HTML 52Page - Renesas Technology Corp AT25DF021A-DWFHT Datasheet HTML 53Page - Renesas Technology Corp AT25DF021A-DWFHT Datasheet HTML 54Page - Renesas Technology Corp AT25DF021A-DWFHT Datasheet HTML 55Page - Renesas Technology Corp AT25DF021A-DWFHT Datasheet HTML 56Page - Renesas Technology Corp AT25DF021A-DWFHT Datasheet HTML 57Page - Renesas Technology Corp AT25DF021A-DWFHT Datasheet HTML 58Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 54 / 59 page
background image
DS-AT25DF021A-042 Rev. L
Page 54
8/7/23
© 2023 Renesas Electronics
AT25DF021A Datasheet
17.2 8-Pad 2 x 3 x 0.6 mm UDFN/USON
D
E
Pin 1 ID
TOP VIEW
SIDE VIEW
A1
A
SYMBOL
MIN
NOM
MAX
A
A1
b
D2
E
e
0.50
0.55
0.00
0.02
0.20
0.25
1.55
0.20
0.60
0.05
0.30
1.65
COMMON DIMENSIONS
(Unit of Measure = mm)
K
BOTTOM VIEW
1. This package conforms to JEDEC reference MO-229, Saw Singulation.
2. The terminal #1 ID is a Laser-marked feature.
Notes:
2.00 BSC
0.40
0.50
L
0.45
0.50 BSC
3.00 BSC
1.60
GPC
YFG
8-pad (2 x 3 x 0.6 mm Body), Thermally Enhanced Plastic Ultra Thin
Dual Flat No Lead Package (UDFN)
TITLE
A3
A3
0.150 REF
D
E2
0.15
0.25
0.20
D2
L
1
2
3
4
5
6
7
8
(C 0.15 x 45°)
K
E2
0.15 mm
0.15 mm
b
e



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com