| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GD32H757ZMT7 bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GD32H757ZMT7 bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
52 / 151 page ![]() GD32H757xx Datasheet 51 BGA100 Pin Name Pins Pin Type(1) I/O Level(2) Functions description EVENTOUT PA8 D9 I/O Default: PA8 Alternate: CK_OUT0, TIMER0_CH0, TIMER7_BRKIN2, I2C2_SCL, USART0_CK, USBHS0_SOF, UART6_RX, CMP_MUX_OUT1, TLI_B3, TLI_R6, EVENTOUT PA9 C9 I/O 5VT Default: PA9 Alternate: TIMER0_CH1, I2C2_SMBA, SPI1_SCK, I2S1_CK, USART0_TX, TRIGSEL_IN13, DCI_D0, TLI_R5, EVENTOUT Additional: USBHS0_VBUS PA10 D10 I/O 5VT Default: PA10 Alternate: TIMER0_CH2, USART0_RX, TRIGSEL_IN12, USBHS0_ID, MDIO, TLI_B4, DCI_D1, TLI_B1, EVENTOUT USBHS0_ DM C10 I/O Default: USBHS0_DM(3) USBHS0_ DP B10 I/O Default: USBHS0_DP(3) PA13 A10 I/O Default: JTMS, SWDIO, PA13 Alternate: TIMER0_BRKIN1, TIMER7_BRKIN1, SPI1_NSS, I2S1_WS, UART3_RX, USART0_CTS, CAN0_RX, MDIO_A3, EXMC_INT, TRIGSEL_IN10, TLI_R4, EVENTOUT VCORE E7 P - Default: VCORE VSS E5 P - Default: VSS PA14 A9 I/O Default: JTCK, SWCLK, PA14 Alternate: TLI_G7, SPI1_SCK, I2S1_CK, UART3_TX, USART0_RTS, USART0_DE, SAI1_FS1, CAN0_TX, MDIO_A4, TIMER0_BRKIN2, TRIGSEL_IN11, TLI_R5, EVENTOUT PA15 A8 I/O Default: JTDI, PA15 Alternate: TIMER1_CH0, TIMER1_ETI, SPI0_NSS, I2S0_WS, SPI2_NSS, I2S2_WS, SPI5_NSS, I2S5_WS, UART3_RTS, UART3_DE, TLI_R3, UART6_TX, MDIO_A0, TRIGSEL_OUT0, TLI_B6, EVENTOUT PC10 B9 I/O Default: PC10 Alternate: TIMER0_CH3, HPDF_CKIN5, SPI2_SCK, I2S2_CK, USART2_TX, UART3_TX, OSPIM_P0_IO1, TLI_B1, MDIO_A1, SDIO0_D2, DCI_D8, TLI_R2, EVENTOUT PC11 B8 I/O Default: PC11 Alternate: TIMER0_ETI, HPDF_DATAIN5, SPI2_MISO, USART2_RX, UART3_RX, OSPIM_P0_CSN, EXMC_NBL2, MDIO_A2, SDIO0_D3, DCI_D4, TLI_B4, EVENTOUT PC12 C8 I/O Default: PC12 |