| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GD32H757ZMT7 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GD32H757ZMT7 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
30 / 151 page ![]() GD32H757xx Datasheet 29 LQFP144 Pin Name Pins Pin Type(1) I/O Level(2) Functions description PB0 46 I/O Default: PB0 Alternate: TIMER0_MCH1, TIMER2_CH2, TIMER7_MCH1, OSPIM_P0_IO1, HPDF_CKOUT, UART3_CTS, TLI_R3, USBHS0_ULPI_D1, MDIO_A1, TRIGSEL_OUT3, TLI_G1, EVENTOUT Additional: ADC01_IN9, CMP0_IP0 PB1 47 I/O Default: PB1 Alternate: TIMER0_MCH2, TIMER2_CH3, TIMER7_MCH2, OSPIM_P0_IO0, HPDF_DATAIN1, TLI_R6, USBHS0_ULPI_D2, MDIO_A2, TRIGSEL_OUT4, TLI_G0, EVENTOUT Additional: ADC01_IN5, CMP0_IM6 PB2 48 I/O Default: PB2 Alternate: RTC_OUT, SAI2_DAT0, SAI0_DAT0, EXMC_D10, HPDF_CKIN1, SAI0_SD0, SPI2_MOSI, I2S2_SD, SAI2_SD0, OSPIM_P0_SCK, EXMC_NCE, MDIO_A3, TIMER22_ETI, EVENTOUT Additional: CMP0_IP1 PF11 49 I/O Default: PF11 Alternate: SPI4_MOSI, SAI1_SD1, EXMC_SDNRAS, DCI_D12, TIMER23_CH0, EVENTOUT Additional: ADC0_IN2 PF12 50 I/O Default: PF12 Alternate: EXMC_A6, TIMER23_CH1, EVENTOUT Additional: ADC0_IN6 VSS 51 P - Default: VSS VDD 52 P - Default: VDD PF13 53 I/O Default: PF13 Alternate: HPDF_DATAIN6, I2C3_SMBA, EXMC_A7, TIMER23_CH2, EVENTOUT Additional: ADC1_IN2 PF14 54 I/O Default: PF14 Alternate: HPDF_CKIN6, I2C3_SCL, SPI4_IO2, EXMC_A8, TIMER23_CH3, EVENTOUT Additional: ADC1_IN6 PF15 55 I/O Default: PF15 Alternate: I2C3_SDA, SPI4_IO3, EXMC_A9, EVENTOUT PG0 56 I/O Default: PG0 Alternate: TIMER31_CH0, OSPIM_P1_IO4, EXMC_A10, EVENTOUT PG1 57 I/O Default: PG1 Alternate: TIMER31_CH1, OSPIM_P1_IO5, EXMC_A11, EVENTOUT PE7 58 I/O Default: PE7 |