| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GD32H757ZMT7 bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GD32H757ZMT7 bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
48 / 151 page ![]() GD32H757xx Datasheet 47 BGA100 Pin Name Pins Pin Type(1) I/O Level(2) Functions description Alternate: TIMER1_CH1, TIMER4_CH1, TIMER14_MCH0, USART1_RTS, USART1_DE, UART3_RX, OSPIM_P0_IO3, SAI1_MCLK1, ETH0_RMII_REF_CLK, TRIGSEL_IN1, TLI_R2, EVENTOUT Additional: ADC0_IN17 PA2 J2 I/O Default: PA2 Alternate: TIMER1_CH2, TIMER4_CH2, TIMER14_CH0, OSPIM_P0_IO0, USART1_TX, SAI1_SCK1, ETH0_MDIO, MDIO, TRIGSEL_IN7 , TLI_R1, EVENTOUT Additional: ADC01_IN14, WKUP1 PA3 K2 I/O Default: PA3 Alternate: TIMER1_CH3, TIMER4_CH3, TIMER14_CH1, I2S5_MCK, OSPIM_P0_IO2, USART1_RX, TLI_B2, USBHS0_ULPI_D0, OSPIM_P0_SCK, TRIGSEL_IN4, TLI_B5, EVENTOUT Additional: ADC01_IN15 VDD F4 P - Default: VDD PA4 G3 I/O Default: PA4 Alternate: TIMER4_ETI, SPI0_NSS, I2S0_WS, SPI2_NSS, I2S2_WS, USART1_CK, SPI5_NSS, I2S5_WS, EXMC_D8, DCI_HSYNC, TLI_VSYNC, EVENTOUT Additional: ADC01_IN18, DAC0_OUT0 PA5 H3 I/O Default: PA5 Alternate: TIMER1_CH0, TIMER1_ETI, TIMER7_MCH0, SPI0_SCK, I2S0_CK, SPI5_SCK, I2S5_CK, USBHS0_ULPI_CK, MDIO_A0, EXMC_D9, TLI_R4, EVENTOUT Additional: ADC01_IN19, DAC0_OUT1 PA6 J3 I/O Default: PA6 Alternate: TIMER0_BRKIN0, TIMER2_CH0, TIMER7_BRKIN0, SPI0_MISO, OSPIM_P0_IO3, SPI5_MISO, CMP_MUX_OUT0, MDIO_MDC, DCI_PIXCLK, TLI_G2, EVENTOUT Additional: ADC01_IN3 PA7 K3 I/O Default: PA7 Alternate: TIMER0_MCH0, TIMER2_CH1, TIMER7_MCH0, SPI0_MOSI, I2S0_SD, SPI5_MOSI, I2S5_SD, OSPIM_P0_IO2, ETH0_RMII_CRS_DV, EXMC_SDNWE, TRIGSEL_IN5, TLI_VSYNC, EVENTOUT Additional: ADC01_IN7 PC4 G4 I/O Default: PC4 Alternate: PMU_DEEPSLEEP, EXMC_A22, HPDF_CKIN2, I2S0_MCK, TIMER41_CH0, RSPDIF_CH2, SDIO1_CKIN, ETH0_RMII_RXD0, EXMC_SDNE0, TLI_R7, EVENTOUT |