| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
GD32H757ZMT7 bảng dữ liệu(PDF) 45 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GD32H757ZMT7 bảng dữ liệu(HTML) 45 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. |
|
45 / 151 page ![]() GD32H757xx Datasheet 44 LQFP100 Pin Name Pins Pin Type(1) I/O Level(2) Functions description EXMC_NWE, EVENTOUT PD6 87 I/O Default: PD6 Alternate: SAI1_DAT0, SAI0_DAT0, HPDF_CKIN4, HPDF_DATAIN1, SPI2_MOSI, I2S2_SD, SAI0_SD0, USART1_RX, OSPIM_P0_IO6, SDIO1_CK, EXMC_NWAIT, DCI_D10, TLI_B2, EVENTOUT PD7 88 I/O Default: PD7 Alternate: HPDF_DATAIN4, SPI0_MOSI, I2S0_SD, HPDF_CKIN1, USART1_CK, RSPDIF_CH0, OSPIM_P0_IO7, SDIO1_CMD, EXMC_NE0, EXMC_NCE, EVENTOUT PB3 89 I/O Default: JTDO, PB3 Alternate: TRACESWO, TIMER1_CH1, TLI_PIXCLK, SPI0_SCK, I2S0_CK, SPI2_SCK, I2S2_CK, SPI5_SCK, I2S5_CK, SDIO1_D2, CTC_SYNC, UART6_RX, MDIO_A4, TRIGSEL_OUT7, TIMER23_ETI, EVENTOUT PB4 90 I/O Default: NJTRST, PB4 Alternate: TIMER15_BRKIN0, TIMER2_CH0, SPI0_MISO, SPI2_MISO, SPI1_NSS, I2S1_WS, SPI5_MISO, SDIO1_D3, UART6_TX, TRIGSEL_OUT6, EVENTOUT PB5 91 I/O Default: PB5 Alternate: TIMER16_BRKIN0, TIMER2_CH1, TLI_B5, I2C0_SMBA, SPI0_MOSI, I2S0_SD, I2C3_SMBA, SPI2_MOSI, I2S2_SD, SPI5_MOSI, I2S5_SD, CAN1_RX, USBHS0_ULPI_D7, ETH0_PPS_OUT, EXMC_SDCKE1, DCI_D10, UART4_RX, EVENTOUT PB6 92 I/O Default: PB6 Alternate: TIMER15_MCH0, TIMER3_CH0, EXMC_D11, I2C0_SCL, I2C3_SCL, USART0_TX, CAN1_TX, OSPIM_P0_CSN, HPDF_DATAIN5, EXMC_SDNE1, DCI_D5, UART4_TX, EVENTOUT PB7 93 I/O Default: PB7 Alternate: TIMER16_MCH0, TIMER3_CH1, I2C0_SDA, I2C3_SDA, USART0_RX, HPDF_CKIN5, EXMC_NL/EXMC_NADV, DCI_VSYNC, EVENTOUT Additional: LVD_IN BOOT 94 I/O Default: BOOT PB8 95 I/O Default: PB8 Alternate: TIMER15_CH0, TIMER3_CH2, HPDF_CKIN7, I2C0_SCL, I2C3_SCL, SDIO0_CKIN, UART3_RX, CAN0_RX, SDIO1_D4, SDIO0_D4, DCI_D6, TLI_B6, EVENTOUT PB9 96 I/O Default: PB9 Alternate: TIMER16_CH0, TIMER3_CH3, HPDF_DATAIN7, I2C0_SDA, SPI1_NSS, I2S1_WS, I2C3_SDA, |