công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IMXRT1160AXEC bảng dữ liệu(PDF) 55 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện IMXRT1160AXEC
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX RT1160 Crossover Processors Data Sheet for Extended Industrial Products
PDF  130 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

IMXRT1160AXEC bảng dữ liệu(HTML) 55 Page - NXP Semiconductors

Back Button IMXRT1160AXEC Datasheet HTML 51Page - NXP Semiconductors IMXRT1160AXEC Datasheet HTML 52Page - NXP Semiconductors IMXRT1160AXEC Datasheet HTML 53Page - NXP Semiconductors IMXRT1160AXEC Datasheet HTML 54Page - NXP Semiconductors IMXRT1160AXEC Datasheet HTML 55Page - NXP Semiconductors IMXRT1160AXEC Datasheet HTML 56Page - NXP Semiconductors IMXRT1160AXEC Datasheet HTML 57Page - NXP Semiconductors IMXRT1160AXEC Datasheet HTML 58Page - NXP Semiconductors IMXRT1160AXEC Datasheet HTML 59Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 55 / 130 page
background image
Electrical characteristics
i.MX RT1160 Crossover Processors Data Sheet for Extended Industrial Products, Rev. 4, 06/2025
NXP Semiconductors
55
Undershoot is voltage below GND.
Area is total area of above VDD or below GND, for below picture, undershoot area means (A+B) area.
Table 41. Overshoot and undershoot parameters for IO bank voltage 1.8 V
Loading
(unit: pF)
Transmission line length
(unit: mm)
Data type
Max
overshoot
amplitude
(unit: V)
Max
undershoot
amplitude
(unit: V)
Overshoot/und
ershoot area
(unit:V - ns)
2
<= 90
data
0.93
0.74
2.8
clk
0.69
0.65
3
<= 90
data
0.9
0.75
2.4
clk
0.69
0.68
4.5
<= 90
data
0.84
0.76
2.1
clk
0.65
0.7
6
<= 90
data
0.78
0.77
2.1
clk
0.6
0.69
8
<= 70
data
0.59
0.73
2.1
clk
0.47
0.61
10
<= 50
data
0.51
0.59
1.8
clk
0.35
0.55
12
<= 50
data
0.35
0.35
1.8
clk
0.35
0.35
>12
------
data
0.35
0.35
0.8
clk
0.35
0.35



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com