công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IMXRT1160AXEC bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện IMXRT1160AXEC
Giải thích chi tiết về linh kiện  i.MX RT1160 Crossover Processors Data Sheet for Extended Industrial Products
PDF  130 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

IMXRT1160AXEC bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - NXP Semiconductors

Back Button IMXRT1160AXEC Datasheet HTML 32Page - NXP Semiconductors IMXRT1160AXEC Datasheet HTML 33Page - NXP Semiconductors IMXRT1160AXEC Datasheet HTML 34Page - NXP Semiconductors IMXRT1160AXEC Datasheet HTML 35Page - NXP Semiconductors IMXRT1160AXEC Datasheet HTML 36Page - NXP Semiconductors IMXRT1160AXEC Datasheet HTML 37Page - NXP Semiconductors IMXRT1160AXEC Datasheet HTML 38Page - NXP Semiconductors IMXRT1160AXEC Datasheet HTML 39Page - NXP Semiconductors IMXRT1160AXEC Datasheet HTML 40Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 130 page
background image
i.MX RT1160 Crossover Processors Data Sheet for Extended Industrial Products, Rev. 4, 06/2025
36
NXP Semiconductors
Electrical characteristics
4.2.3
Integrated LDO voltage regulator parameters
Various internal supplies can be powered ON from internal LDO voltage regulators. The on-chip LDOs
are intended for internal use only and should not be used to power any external circuitry. See the i.MX
RT1160 Reference Manual (IMXRT1160RM) for details on the power tree scheme.
4.2.3.1
LDO_SNVS_ANA
Table 16 shows the parameters of LDO_SNVS_ANA.
4.2.3.2
LDO_SNVS_DIG
Table 17 shows the parameters of LDO_SNVS_DIG.
Table 15. Internal POR and power detect
Symbol
Description
Value
Unit
Vdetlpsr1p0_H
1.0 V supply valid
0.75
V
Vdetsoc1p0_H
1.0 V supply valid
0.75
V
Hystdet1p0
The detector hysteresis
100
mV
Table 16. LDO_SNVS_ANA specification
Specification
Min
Typ
Max
Unit
VDD_SNVS_IN
2.4
3
3.6
V
VDD_SNVS_ANA
1.65
1.75
1.95
V
I_out
—
—
1
mA
External decoupling capacitor
—
2.2
—
F
Table 17. LDO_SNVS_DIG specification
Specification
Min
Typ
Max
Unit
VDD_SNVS_ANA
1.65
1.75
1.95
V
VDD_SNVS_DIG
0.81
0.85
0.95
V
I_out
—
—
1
mA
External decoupling capacitor
—
0.22
—
F



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com