công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS3435CGLEFDDFR bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TPS3435CGLEFDDFR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TPS3435 Nano IQ Precision Timeout Watchdog Timer
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TPS3435CGLEFDDFR bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - Texas Instruments

Back Button TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 39 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
(0.8)
4X 0.5
(1.2)
0.05 MIN
ALL AROUND
0.05 MAX
ALL AROUND
6X (0.25)
(R0.05) TYP
5X (0.7)
WSON - 0.8 mm max height
DSE0006A
PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD
4220552/B 01/2024
PKG
1
3
4
6
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:40X
NOTES: (continued)
3. For more information, see Texas Instruments literature number SLUA271 (www.ti.com/lit/slua271).
SOLDER MASK
OPENING
SOLDER MASK
METAL UNDER
PADS 1-3
SOLDER MASK
DEFINED
METAL
SOLDER MASK
OPENING
SOLDER MASK DETAILS
PADS 4-6
NON SOLDER MASK
DEFINED



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com