công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS3435CGLEFDDFR bảng dữ liệu(PDF) 33 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TPS3435CGLEFDDFR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TPS3435 Nano IQ Precision Timeout Watchdog Timer
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TPS3435CGLEFDDFR bảng dữ liệu(HTML) 33 Page - Texas Instruments

Back Button TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 33 / 39 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
2.95
2.65
TYP
1.1
MAX
6X 0.65
8X
0.38
0.22
2X
1.95
0.20
0.08
TYP
0 - 8
0.1
0.0
0.25
GAGE PLANE
0.6
0.3
4X 0 -15
4X 4 -15
A
2.95
2.85
NOTE 3
B
1.65
1.55
4222047/E 07/2024
SOT-23-THIN - 1.1 mm max height
DDF0008A
PLASTIC SMALL OUTLINE
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.15 mm per side.
1
8
0.1
C A B
5
4
PIN 1 ID
AREA
SEATING PLANE
0.1 C
SEE DETAIL A
DETAIL A
TYPICAL
SCALE 4.000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com