công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPS3435CGLEFDDFR bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TPS3435CGLEFDDFR
Giải thích chi tiết về linh kiện  TPS3435-Q1 Automotive Nano IQ Precision Timeout Watchdog Timer
PDF  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TPS3435CGLEFDDFR bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Texas Instruments

Back Button TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments TPS3435CGLEFDDFR Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 37 page
background image
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
13-Sep-2025
TAPE AND REEL INFORMATION
Reel Width (W1)
REEL DIMENSIONS
A0
B0
K0
W
Dimension designed to accommodate the component length
Dimension designed to accommodate the component thickness
Overall width of the carrier tape
Pitch between successive cavity centers
Dimension designed to accommodate the component width
TAPE DIMENSIONS
K0
P1
B0 W
A0
Cavity
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE
Pocket Quadrants
Sprocket Holes
Q1
Q1
Q2
Q2
Q3
Q3
Q4
Q4
User Direction of Feed
P1
Reel
Diameter
*All dimensions are nominal
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
TPS3435AFACADDFRQ1 SOT-23-
THIN
DDF
8
3000
180.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
TPS3435BAACADDFRQ1 SOT-23-
THIN
DDF
8
3000
180.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
TPS3435BFADADDFRQ1 SOT-23-
THIN
DDF
8
3000
180.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
TPS3435CAGBJDDFRQ1 SOT-23-
THIN
DDF
8
3000
180.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
TPS3435CAKAGDDFRQ1 SOT-23-
THIN
DDF
8
3000
180.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
TPS3435CCGAJDDFRQ1 SOT-23-
THIN
DDF
8
3000
180.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
TPS3435CECAJDDFRQ1 SOT-23-
THIN
DDF
8
3000
180.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
TPS3435CKHBDDDFRQ1 SOT-23-
THIN
DDF
8
3000
180.0
8.4
3.2
3.2
1.4
4.0
8.0
Q3
Pack Materials-Page 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com