công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(PDF) 198 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L443VCY6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, 256KB Flash, 64KB SRAM, USB FS, LCD, analog, audio, AES
PDF  215 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(HTML) 198 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 194Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 195Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 196Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 197Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 198Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 199Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 200Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 201Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 202Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 198 / 215 page
background image
Package information
STM32L443CC STM32L443RC STM32L443VC
198/215
DS11421 Rev 4
Figure 55. WLCSP64 - 64-ball, 3.141 x 3.127 mm, 0.35 mm pitch wafer level chip scale
package recommended footprint
b(3)
0.190
0.220
0.250
0.0075
0.0087
0.0098
D
3.106
3.141
3.176
0.1223
0.1237
0.1250
E
3.092
3.127
3.162
0.1217
0.1231
0.1245
e
-
0.350
-
-
0.0138
-
e1
-
2.450
-
-
0.0965
-
e2
-
2.450
-
-
0.0965
-
F
-
0.3455
-
-
0.0136
-
G
-
0.3385
-
-
0.0133
-
aaa
-
-
0.100
-
-
0.0039
bbb
-
-
0.100
-
-
0.0039
ccc
-
-
0.100
-
-
0.0039
ddd
-
-
0.050
-
-
0.0020
eee
-
-
0.050
-
-
0.0020
1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
2. Back side coating.
3. Dimension is measured at the maximum bump diameter parallel to primary datum Z.
Table 99. WLCSP64 recommended PCB design rules (0.35 mm pitch)
Dimension
Recommended values
Pitch
0.35 mm
Dpad
0.210 mm
Dsm
0.275 mm typ. (depends on the soldermask
registration tolerance)
Stencil opening
0.235 mm
Stencil thickness
0.100 mm
Table 98. WLCSP64 - 64-ball, 3.141 x 3.127 mm, 0.35 mm pitch wafer level chip scale
package mechanical data (continued)
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com