công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(PDF) 195 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L443VCY6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, 256KB Flash, 64KB SRAM, USB FS, LCD, analog, audio, AES
PDF  215 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(HTML) 195 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 191Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 192Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 193Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 194Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 195Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 196Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 197Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 198Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 199Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 195 / 215 page
background image
DS11421 Rev 4
195/215
STM32L443CC STM32L443RC STM32L443VC
Package information
211
Figure 52. UFBGA64 – 64-ball, 5 x 5 mm, 0.5 mm pitch ultra profile fine pitch ball grid
array package recommended footprint
Table 96. UFBGA64 – 64-ball, 5 x 5 mm, 0.5 mm pitch ultra profile fine pitch ball grid array
package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.460
0.530
0.600
0.0181
0.0209
0.0236
A1
0.050
0.080
0.110
0.0020
0.0031
0.0043
A2
0.400
0.450
0.500
0.0157
0.0177
0.0197
A3
0.080
0.130
0.180
0.0031
0.0051
0.0071
A4
0.270
0.320
0.370
0.0106
0.0126
0.0146
b
0.170
0.280
0.330
0.0067
0.0110
0.0130
D
4.850
5.000
5.150
0.1909
0.1969
0.2028
D1
3.450
3.500
3.550
0.1358
0.1378
0.1398
E
4.850
5.000
5.150
0.1909
0.1969
0.2028
E1
3.450
3.500
3.550
0.1358
0.1378
0.1398
e
-
0.500
-
-
0.0197
-
F
0.700
0.750
0.800
0.0276
0.0295
0.0315
ddd
-
-
0.080
-
-
0.0031
eee
-
-
0.150
-
-
0.0059
fff
-
-
0.050
-
-
0.0020
1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Table 97. UFBGA64 recommended PCB design rules (0.5 mm pitch BGA)
Dimension
Recommended values
Pitch
0.5
Dpad
0.280 mm
Dsm
0.370 mm typ. (depends on the soldermask
registration tolerance)
Stencil opening
0.280 mm



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com