công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(PDF) 197 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L443VCY6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, 256KB Flash, 64KB SRAM, USB FS, LCD, analog, audio, AES
PDF  215 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(HTML) 197 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 193Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 194Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 195Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 196Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 197Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 198Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 199Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 200Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 201Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 197 / 215 page
background image
DS11421 Rev 4
197/215
STM32L443CC STM32L443RC STM32L443VC
Package information
211
7.5
WLCSP64 package information
Figure 54. WLCSP64 - 64-ball, 3.141 x 3.127 mm, 0.35 mm pitch wafer level chip scale
package outline
1. Drawing is not to scale.
Table 98. WLCSP64 - 64-ball, 3.141 x 3.127 mm, 0.35 mm pitch wafer level chip scale
package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.516
0.546
0.576
0.0203
0.0215
0.0227
A1
-
0.166
-
-
0.0065
-
A2
-
0.380
-
-
0.0150
-
A3(2)
-
0.025
-
-
0.0010
-



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com