công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(PDF) 100 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L443VCY6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, 256KB Flash, 64KB SRAM, USB FS, LCD, analog, audio, AES
PDF  215 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(HTML) 100 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 102Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 100 / 215 page
background image
Table 26. Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing
running from Flash, ART disable
Symbol
Parameter
Conditions
TYP
MAX(1)
Unit
-
Voltage
scaling
fHCLK
25 °C 55 °C 85 °C
105 °C 125 °C 25 °C
55 °C
85 °C 105 °C 125 °C
IDD_ALL
(Run)
Supply
current in
Run mode
fHCLK = fHSE up to
48MHz included,
bypass mode
PLL ON above
48 MHz all
peripherals disable
Range 2
26 MHz
2.66
2.68
2.73
2.81
2.96
3.0
3.1
3.2
3.3
3.6
mA
16 MHz
1.88
1.9
1.94
2.02
2.17
2.1
2.2
2.3
2.4
2.7
8 MHz
1.05
1.06
1.11
1.18
1.33
1.2
1.2
1.3
1.4
1.7
4 MHz
0.6
0.62
0.66
0.73
0.87
0.7
0.7
0.8
0.9
1.2
2 MHz
0.36
0.37
0.34
0.48
0.62
0.4
0.4
0.5
0.6
0.9
1 MHz
0.23
0.25
0.25
0.36
0.5
0.3
0.3
0.4
0.5
0.8
100 kHz
0.12
0.14
0.17
0.25
0.39
0.1
0.2
0.2
0.4
0.7
Range 1
80 MHz
8.56
8.61
8.69
8.79
8.97
9.6
9.7
9.8
10.0
10.3
72 MHz
7.74
7.79
7.86
7.96
8.14
8.7
8.7
8.8
9.0
9.4
64 MHz
7.63
7.68
7.75
7.85
8.04
8.6
8.6
8.7
8.9
9.3
48 MHz
6.36
6.4
6.48
6.58
6.76
7.2
7.3
7.4
7.6
7.9
32 MHz
4.56
4.6
4.66
4.76
4.93
5.2
5.2
5.3
5.5
5.8
24 MHz
3.45
3.48
3.54
3.64
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.6
16 MHz
2.48
2.51
2.56
2.65
2.82
2.8
2.9
3.0
3.1
3.5
IDD_ALL
(LPRun)
Supply
current in
Low-power
run
fHCLK = fMSI
all peripherals disable
2 MHz
310
317
364
440
593
375.3
400.9
456.7
595.3
909.6
µA
1 MHz
157
173
226
296
448
204.8
234.2
298.2
445.8
758.9
400 kHz
72.6
89
130
206
356
99.7
131.2
199.7
349.3
663.7
100 kHz
32.3
46
89.7
164
314
52.4
82.1
153.3
301.2
616.9
1. Guaranteed by characterization results, unless otherwise specified.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com