công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(PDF) 201 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L443VCY6TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, 256KB Flash, 64KB SRAM, USB FS, LCD, analog, audio, AES
PDF  215 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L443VCY6TR bảng dữ liệu(HTML) 201 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 197Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 198Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 199Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 200Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 201Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 202Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 203Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 204Page - STMicroelectronics STM32L443VCY6TR Datasheet HTML 205Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 201 / 215 page
background image
DS11421 Rev 4
201/215
STM32L443CC STM32L443RC STM32L443VC
Package information
211
Figure 58. WLCSP49 - 49-ball, 3.141 x 3.127 mm, 0.4 mm pitch wafer level chip scale
package recommended footprint
Table 100. WLCSP49 - 49-ball, 3.141 x 3.127 mm, 0.4 mm pitch wafer level chip scale
package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
0.525
0.555
0.585
0.0207
0.0219
0.0230
A1
-
0.175
-
-
0.0069
-
A2
-
0.380
-
-
0.0150
-
A3(2)
2. Back side coating
-
0.025
-
-
0.0010
-
b(3)
3. Dimension is measured at the maximum bump diameter parallel to primary datum Z.
0.220
0.250
0.280
0.0087
0.0098
0.0110
D
3.106
3.141
3.176
0.1223
0.1237
0.1250
E
3.092
3.127
3.162
0.1217
0.1231
0.1245
e
-
0.400
-
-
0.0157
-
e1
-
2.400
-
-
0.0945
-
e2
-
2.400
-
-
0.0945
-
F
-
0.3705
-
-
0.0146
-
G
-
0.3635
-
-
0.0143
-
aaa
-
-
0.100
-
-
0.0039
bbb
-
-
0.100
-
-
0.0039
ccc
-
-
0.100
-
-
0.0039
ddd
-
-
0.050
-
-
0.0020
eee
-
-
0.050
-
-
0.0020



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com