| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA109X bảng dữ liệu(PDF) 109 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA109X bảng dữ liệu(HTML) 109 Page - STMicroelectronics |
|
109 / 127 page ![]() DS13319 Rev 2 109/127 STA108x, STA109x Ball list 126 J17 ADC0_1_VCM - NA NA J18 ADC2_AIN8 - Input Input J19 ADC2_AIN1_XN - HighZ HighZ K1 I2S0_TX PU Input Input K2 I2S0_RX PU Input Input K3 UART0_RX PU Input Input K4 UART0_TX - Output Output K5 VDD - NA NA K6 VDD_IO - NA NA K7 GND - NA NA K8 GND - NA NA K9 GND - NA NA K10 GND - NA NA K11 GND - NA NA K12 GND - NA NA K13 USB1_VDD3V3 - NA NA K14 USB_BGEXT - NA NA K15 USB_1.8VREG - NA NA K16 USB_1.1VREG - NA NA K17 USB0_AGND - NA NA K18 USB1_DN - NA NA K19 USB1_DP - NA NA L1 I2S0_BCLK PU Input Input L2 I2S0_FS PU Input Input L3 UART0_CTS PU Input Input L4 UART0_RTS - Output Output L5 VDD - NA NA L6 VDD_IO - NA NA L7 GND - NA NA L8 GND - NA NA L9 GND - NA NA L10 GND - NA NA L11 GND - NA NA L12 GND - NA NA Table 56. STA109x Ball list (continued) Ball Ball name Pull up/down RESET DIR (REMAP[1:0]=00,01,10) RESET DIR (REMAP[1:0]=11) |