| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA108X bảng dữ liệu(PDF) 110 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA108X bảng dữ liệu(HTML) 110 Page - STMicroelectronics |
|
110 / 127 page ![]() Ball list STA108x, STA109x 110/127 DS13319 Rev 2 L13 VDD_IO - NA NA L14 USB0_VDD3V3 - NA NA L15 USB_KELVIN_TERM - NA NA L16 COMP0 - NA NA L17 USB1_AGND - NA NA L18 USB0_DN - NA NA L19 USB0_DP - NA NA M1 GPIO30 PU GPIO Input GPIO Input M2 GPIO33 PU GPIO Input GPIO Input M3 GPIO32 PU GPIO Input GPIO Input M4 GPIO31 PU GPIO Input GPIO Input M5 VDD - NA NA M6 VDD_IO - NA NA M7 VDD_IO - NA NA M8 VDD_IO - NA NA M9 VDD_IO - NA NA M10 VDD_IO - NA NA M11 VDD_IO - NA NA M12 VDD_IO - NA NA M13 VDD_IO - NA NA M14 VDD_IO - NA NA M15 PLL_GND - NA NA M16 XOSC_VDD - NA NA M17 VREG_BYPASS - Input Input M18 USB_REXT - NA NA M19 GPIO28 PU GPIO Input GPIO Input N1 SPI0_SCK - Output Output N2 SPI0_SS PU Input Input N3 SPI0_RXD PU Input Input N4 SPI0_TXD PU Input Input N5 VDD - NA NA N6 VDD - NA NA N7 VDD_IO - NA NA N8 VDD_IO - NA NA Table 56. STA109x Ball list (continued) Ball Ball name Pull up/down RESET DIR (REMAP[1:0]=00,01,10) RESET DIR (REMAP[1:0]=11) |