| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA108X bảng dữ liệu(PDF) 96 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA108X bảng dữ liệu(HTML) 96 Page - STMicroelectronics |
|
96 / 127 page ![]() Ball list STA108x, STA109x 96/127 DS13319 Rev 2 E14 VDD_ON_VREG - NA NA E15 MIC_BIAS - NA NA E16 ADC2_AIN9 - Input Input E17 ADC2_AIN6 - Input Input E18 ADC2_AIN7 - Input Input E19 ADC2_AIN4 - Input Input F1 GPIO90 PU GPIO Input GPIO Input F2 GPIO91 PU GPIO Input GPIO Input F3 GPIO92 PU GPIO Input GPIO Input F4 GPIO93 PU GPIO Input GPIO Input F5 GPIO49 PU GPIO Input GPIO Input F6 VDD - NA NA F7 VDD_IO - NA NA F8 VDD_IO - NA NA F9 VDD - NA NA F10 OSC32K_GND - NA NA F11 GND - NA NA F12 GND - NA NA F13 ADC2_AGND - NA NA F14 DAC_AGND - NA NA F15 ADC2_VREFP - NA NA F16 ADC0_AIN2_L - Input Input F17 ADC0_AIN2_R - Input Input F18 ADC0_AIN1_L - Input Input F19 ADC0_AIN1_R - Input Input G1 GPIO94 PU GPIO Input GPIO Input G2 GPIO95 PU GPIO Input GPIO Input G3 GPIO96 Disabled ALTB Output. Low. ALTB Output. Low. G4 GPIO97 Disabled ALTB Output. Low. ALTB Output. Low. G5 VDD - NA NA G6 VDD_IO - NA NA G7 GND - NA NA G8 GND - NA NA G9 GND - NA NA Table 55. STA108x Ball list (continued) Ball Ball name Pull up/down RESET DIR (REMAP[1:0]=00,01,10) RESET DIR (REMAP[1:0]=11) |