| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA108X bảng dữ liệu(PDF) 95 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA108X bảng dữ liệu(HTML) 95 Page - STMicroelectronics |
|
95 / 127 page ![]() DS13319 Rev 2 95/127 STA108x, STA109x Ball list 126 C18 DAC_OUT0L - Output Output C19 DAC_OUT2L - Output Output D1 SQI_SCK - Output Input D2 SQI_SIO1 PU Input Input D3 SQI_CE0n - Output Input D4 SQI_SIO0 - Output Input D5 GPIO46 PU GPIO Input GPIO Input D6 S_GPIO0 PU GPIO Input GPIO Input D7 S_GPIO1 PU GPIO Input GPIO Input D8 I2C0_SDA PU Input Input D9 GPIO11 PU GPIO Input GPIO Input D10 GPIO17 PU GPIO Input GPIO Input D11 GPIO18 PU GPIO Input GPIO Input D12 GPIO3 PU GPIO Input GPIO Input D13 M3_CLK32KOUT - Output Output D14 M3_SXTALO - Output Output D15 M3_GPIO1 PD GPIO Input GPIO Input D16 M3_GPIO4 PD GPIO Input GPIO Input D17 DAC_VCOM - NA NA D18 DAC_OUT0R - Output Output D19 DAC_OUT1R - Output Output E1 SQI_SIO2 PU Input Input E2 GPIO6 PU GPIO Input GPIO Input E3 GPIO47 PU GPIO Input GPIO Input E4 GPIO48 PU GPIO Input GPIO Input E5 M3_GPIO10 PU GPIO Input GPIO Input E6 VDD_IO - NA NA E7 VDD_IO - NA NA E8 VDD_IO - NA NA E9 VDD - NA NA E10 VDD - NA NA E11 JTAGSEL PD Input Input E12 ADC2_VREFN - NA NA E13 VDD_IO_ON - NA NA Table 55. STA108x Ball list (continued) Ball Ball name Pull up/down RESET DIR (REMAP[1:0]=00,01,10) RESET DIR (REMAP[1:0]=11) |