công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM5166DRCRG4 bảng dữ liệu(PDF) 53 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM5166DRCRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM5166 3-V to 65-V Input, 500-mA Synchronous Buck Converter With Ultra-Low IQ
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LM5166DRCRG4 bảng dữ liệu(HTML) 53 Page - Texas Instruments

Back Button LM5166DRCRG4 Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments LM5166DRCRG4 Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments LM5166DRCRG4 Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments LM5166DRCRG4 Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments LM5166DRCRG4 Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments LM5166DRCRG4 Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments LM5166DRCRG4 Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments LM5166DRCRG4 Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments LM5166DRCRG4 Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 53 / 57 page
background image
www.ti.com
GENERIC PACKAGE VIEW
This image is a representation of the package family, actual package may vary.
Refer to the product data sheet for package details.
VSON - 1 mm max height
DRC 10
PLASTIC SMALL OUTLINE - NO LEAD
3 x 3, 0.5 mm pitch
4226193/A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com