công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM5166DRCRG4 bảng dữ liệu(PDF) 43 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM5166DRCRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM5166 3-V to 65-V Input, 500-mA Synchronous Buck Converter With Ultra-Low IQ
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LM5166DRCRG4 bảng dữ liệu(HTML) 43 Page - Texas Instruments

Back Button LM5166DRCRG4 Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments LM5166DRCRG4 Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments LM5166DRCRG4 Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments LM5166DRCRG4 Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments LM5166DRCRG4 Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments LM5166DRCRG4 Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments LM5166DRCRG4 Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments LM5166DRCRG4 Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments LM5166DRCRG4 Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 43 / 57 page
background image
VOUT 2 V/DIV
2 ms/DIV
IOUT 100 mA/DIV
VIN 10 V/DIV
VOUT 2 V/DIV
2 ms/DIV
IOUT 100 mA/DIV
VIN 10 V/DIV
Load (mA)
0.1
1
10
100
300
300
30
40
50
60
70
80
90
100
VIN = 24V
VIN = 36V
VIN = 48V
VIN = 65V
VOUT 20 mV/DIV
200 Ps/DIV
IOUT 100 mA/DIV
43
LM5166
www.ti.com
SNVSA67B – DECEMBER 2016 – REVISED JUNE 2017
Product Folder Links: LM5166
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2016–2017, Texas Instruments Incorporated
8.2.5.3 Application Curves
Unless otherwise stated, application curves were taken at TA = 25°C.
Figure 85. Converter Efficiency
Time Scale: 200 µs/Div
CH3: VOUT, 20 mV/Div
CH4: IOUT, 0.1 A/Div
Figure 86. Load Transient Waveforms, 100 mA to 300 mA
Time Scale: 2 ms/Div
CH2: VIN, 10 V/Div
CH3: VOUT, 2 V/Div
CH4: IOUT, 0.1 A/Div
Figure 87. Start-up Waveforms
Time Scale: 2 ms/Div
CH2: VIN, 10 V/Div
CH3: VOUT, 2 V/Div
CH4: IL, 0.1 A/Div
Figure 88. Shutdowm Waveforms



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com