công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VNH5019ATR-E bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VNH5019ATR-E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive fully integrated H-bridge motor driver
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VNH5019ATR-E bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - STMicroelectronics

Back Button VNH5019ATR-E Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics VNH5019ATR-E Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics VNH5019ATR-E Datasheet HTML 32Page - STMicroelectronics VNH5019ATR-E Datasheet HTML 33Page - STMicroelectronics VNH5019ATR-E Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics VNH5019ATR-E Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics VNH5019ATR-E Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics VNH5019ATR-E Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics VNH5019ATR-E Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 38 page
background image
Package information
VNH5019A-E
34/38
DocID15701 Rev 11
4.3
MultiPowerSO-30 packing information
The devices are packed in tape and reel shipments (see Figure 20: Device summary on
page 35).
Figure 25. MultiPowerSO-30 tape and reel shipment (suffix “TR”)
Reel dimensions
Dimension
mm
Base q.ty
1000
Bulk q.ty
1000
A (max)
330
B (min)
1.5
C (± 0.2)
13
D (min)
20.2
G (+ 2 / -0)
32
N (min)
100
T (max)
38.4
Top
cover
tape
Start
No components
No components
Components
500 mm min
500 mm min
Empty components pockets
User direction of feed
Tape dimensions
According to Electronic Industries Association (EIA)
Standard 481 rev. A, Feb 1986
Description
Dimension
mm
Tape width
W
32
Tape hole spacing
P0 (± 0.1)
4
Component spacing
P
24
Hole diameter
D (± 0.1/-0)
1.5
Hole diameter
D1 (min)
2
Hole position
F (± 0.1)
14.2
Compartment Depth
K (max)
2.2
Hole Spacing
P1 (± 0.1)
2
End



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com