| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9396 bảng dữ liệu(PDF) 92 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9396 bảng dữ liệu(HTML) 92 Page - STMicroelectronics |
|
92 / 109 page ![]() Table 60. Registers summary ADDRESS Name Description Type DATA BIN Page [6:4] REG [3:0] 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R W R 0000000 0 0 RESERVED NO OPERATION N/A 0000001 0 1 SYS_CONFIG_1 CONFIGURATION 1 TYPE = R/W R/W - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0000010 0 2 SYS_CONFIG_2 CONFIGURATION 2 TYPE = R/W R/W PUMP MOTOR PRE DRIVER OVERLAP TMR [4:0] (Range of values 0-23, 0.25- 6µs; 24-31, 80µs) DEFAULT = 0000, RST = SSM RESET |