công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMC1306M25 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AMC1306M25
Giải thích chi tiết về linh kiện  AMC1306x Small, High-Precision, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulators With High CMTI
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

AMC1306M25 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Texas Instruments

Back Button AMC1306M25 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 45 page
background image
fIN (kHz)
0.1
1
10
-120
-115
-110
-105
-100
-95
-90
-85
D024
VIN (mVpp)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
-120
-115
-110
-105
-100
-95
-90
-85
-80
-75
-70
D025
Temperature (°C)
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
-110
-108
-106
-104
-102
-100
-98
-96
-94
-92
-90
-88
-86
D022
fCLKIN (MHz)
5
9
13
17
21
-110
-108
-106
-104
-102
-100
-98
-96
-94
-92
-90
-88
-86
D023
AVDD (V)
4.5
4.75
5
5.25
5.5
-110
-108
-106
-104
-102
-100
-98
-96
-94
-92
-90
-88
-86
D021
AVDD (V)
3
3.5
4
4.5
5
5.5
-110
-108
-106
-104
-102
-100
-98
-96
-94
-92
-90
-88
-86
D039
17
AMC1306E05, AMC1306E25, AMC1306M05, AMC1306M25
www.ti.com
SBAS734C – MARCH 2017 – REVISED JANAURY 2020
Product Folder Links: AMC1306E05 AMC1306E25 AMC1306M05 AMC1306M25
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2017–2020, Texas Instruments Incorporated
Typical Characteristics (continued)
at AVDD = 5 V, DVDD = 3.3 V, AINP = –50 mV to 50 mV (AMC1306x05) or –250 mV to 250 mV (AMC1306x25),
AINN = AGND, fCLKIN = 20 MHz, and sinc
3 filter with OSR = 256 (unless otherwise noted)
fCLKIN = 21 MHz
Figure 24. Total Harmonic Distortion vs
High-Side Supply Voltage (5 V, nom)
fCLKIN = 20 MHz
Figure 25. Total Harmonic Distortion vs
High-Side Supply Voltage (3.3 V, nom)
Figure 26. Total Harmonic Distortion vs Temperature
Figure 27. Total Harmonic Distortion vs Clock Frequency
Figure 28. Total Harmonic Distortion vs
Input Signal Frequency
AMC1306x25
Figure 29. Total Harmonic Distortion vs
Input Signal Amplitude



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com