công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMC1306M25 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AMC1306M25
Giải thích chi tiết về linh kiện  AMC1306x Small, High-Precision, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulators With High CMTI
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

AMC1306M25 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Texas Instruments

Back Button AMC1306M25 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 45 page
background image
fCLKIN (MHz)
5
9
13
17
21
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
D014
Ripple Frequency (kHz)
0.1 0.2
0.5
1
2 3 4 5 7 10 2030 50 100 200
500 1000
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
D015
AMC1306x25
AMC1306x05
AVDD (V)
3
3.5
4
4.5
5
5.5
-0.25
-0.2
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
D012
Temperature (qC)
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
D013
Temperature (°C)
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
D010
Device 1
Device 2
Device 3
fCLKIN (MHz)
5
9
13
17
21
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
D011
AMC1306x25
AMC1306x05
15
AMC1306E05, AMC1306E25, AMC1306M05, AMC1306M25
www.ti.com
SBAS734C – MARCH 2017 – REVISED JANAURY 2020
Product Folder Links: AMC1306E05 AMC1306E25 AMC1306M05 AMC1306M25
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2017–2020, Texas Instruments Incorporated
Typical Characteristics (continued)
at AVDD = 5 V, DVDD = 3.3 V, AINP = –50 mV to 50 mV (AMC1306x05) or –250 mV to 250 mV (AMC1306x25),
AINN = AGND, fCLKIN = 20 MHz, and sinc
3 filter with OSR = 256 (unless otherwise noted)
Figure 12. Offset Error vs Temperature
Figure 13. Offset Error vs Clock Frequency
Figure 14. Gain Error vs High-Side Supply Voltage
Figure 15. Gain Error vs Temperature
Figure 16. Gain Error vs Clock Frequency
Figure 17. Power-Supply Rejection Ratio vs
Ripple Frequency



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com