công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AMC1306M25 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AMC1306M25
Giải thích chi tiết về linh kiện  AMC1306x Small, High-Precision, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulators With High CMTI
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

AMC1306M25 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Texas Instruments

Back Button AMC1306M25 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments AMC1306M25 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 45 page
background image
Temperature (°C)
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
D008
AMC1306x
AMC1306x05, AVDD = 3.3 V
AVDD (V)
3
3.5
4
4.5
5
5.5
-100
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
D009
AMC1306x25
AMC1306x05
VCM (V)
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
D005
AMC1306x25
AMC1306x05
fIN (kHz)
0.1
1
10
100
1000
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
D006
AMC1306x25
AMC1306x05
AVDD (V)
3
3.5
4
4.5
5
5.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
D003
Temperature (qC)
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
95
110 125
2.9
2.95
3
3.05
3.1
3.15
3.2
3.25
3.3
D004
14
AMC1306E05, AMC1306E25, AMC1306M05, AMC1306M25
SBAS734C – MARCH 2017 – REVISED JANAURY 2020
www.ti.com
Product Folder Links: AMC1306E05 AMC1306E25 AMC1306M05 AMC1306M25
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2017–2020, Texas Instruments Incorporated
7.13 Typical Characteristics
at AVDD = 5 V, DVDD = 3.3 V, AINP = –50 mV to 50 mV (AMC1306x05) or –250 mV to 250 mV (AMC1306x25),
AINN = AGND, fCLKIN = 20 MHz, and sinc
3 filter with OSR = 256 (unless otherwise noted)
Figure 6. Maximum Operating Common-Mode Input Voltage
vs High-Side Supply Voltage
Figure 7. Common-Mode Overvoltage Detection Level vs
Temperature
Figure 8. Input Bias Current vs
Common-Mode Input Voltage
Figure 9. Common-Mode Rejection Ratio vs
Input Signal Frequency
Figure 10. Integral Nonlinearity vs Temperature
Figure 11. Offset Error vs High-Side Supply Voltage



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com