công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC34RF72 bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADC34RF72
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADC34RF72 Quad Channel 16-bit 1.5GSPS RF Sampling Data Converter
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

ADC34RF72 bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Texas Instruments

Back Button ADC34RF72 Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments ADC34RF72 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments ADC34RF72 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments ADC34RF72 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments ADC34RF72 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments ADC34RF72 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments ADC34RF72 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments ADC34RF72 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments ADC34RF72 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 73 page
background image
Input Frequency (GHz)
0.1
1
4
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
Figure 7-4. Input Bandwidth Plot
ADC
Balun
0.1u
0.1u
60
60
1p
1p
0.1u
2n
2n
125
Figure 7-5. External Matching Network
7.3.1.2 Background Calibration
The ADC34RF72 uses internal background calibration to maintain a high AC performance over temperature. The
calibration is performed periodically and does not require any user control or input signal, and so on. During
calibration, small changes to the signal offset are observed (approximately 30 LSB). This calibration can be
frozen to avoid any disturbance during measurements using SPI writes or GPIO control.
Ambient Temperature (degC)
-40 -30 -20 -10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
74
75
76
SNRflat w/o Cal
SNRflat with Cal
FIN = 100MHz, AIN = -1dBFS, Calibration at 25°C
Figure 7-6. SNRflat vs Temperature vs Calibration
www.ti.com
ADC34RF72
SBASAL0 – AUGUST 2025
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
21
Product Folder Links: ADC34RF72



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com