công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TAS5342LDDVR bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TAS5342LDDVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  100 W STEREO DIGITAL AMPLIFIER POWER STAGE
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TAS5342LDDVR bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Texas Instruments

Back Button TAS5342LDDVR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TAS5342LDDVR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TAS5342LDDVR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TAS5342LDDVR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TAS5342LDDVR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TAS5342LDDVR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments TAS5342LDDVR Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments TAS5342LDDVR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments TAS5342LDDVR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 31 page
background image
www.ti.com
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
10
120
20
30
40
50 60
70
80
90 100 110
T -CaseTemperature- C
C
°
3 W
4 W
THD+N@10%
TYPICAL CHARACTERISTICS, PBTL CONFIGURATION
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
0
32
2
4
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
PVDD-SupplyVoltage-Vrms
T =75 C,
THD+N@10%
C
°
8 W
2 W
4 W
3 W
0.005
10
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
5
20m
400
100m200m
1
2
10 20
100 200
8 W
2 W
4 W
P
-OutputPower-W
O
3 W
T =75 C,
THD+N@10%
C
°
TAS5342L
SLAS558 – OCTOBER 2007
TYPICAL CHARACTERISTICS, SE CONFIGURATION (continued)
OUTPUT POWER
vs
CASE TEMPERATURE
Figure 10.
TOTAL HARMONIC DISTORTION + NOISE
OUTPUT POWER
vs
vs
OUTPUT POWER
SUPPLY VOLTAGE
Figure 11.
Figure 12.
14
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2007, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): TAS5342L
Not Recommended for New Designs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com