| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L412C8I6TR bảng dữ liệu(PDF) 63 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L412C8I6TR bảng dữ liệu(HTML) 63 Page - STMicroelectronics |
|
63 / 192 page ![]() Port B PB0 TRACED0 TIM1_CH2N - - - SPI1_NSS - USART3_CK PB1 TRACED1 TIM1_CH3N ---- - USART3_RTS_ DE PB2 - LPTIM1_OUT - - I2C3_SMBA - - - PB3 JTDO/TRACES WO TIM2_CH2 - - - SPI1_SCK - USART1_RTS_ DE PB4 NJTRST - - - I2C3_SDA SPI1_MISO - USART1_CTS PB5 TRACED2 LPTIM1_IN1 - - I2C1_SMBA SPI1_MOSI - USART1_CK PB6 TRACED3 LPTIM1_ETR - - I2C1_SCL - - USART1_TX PB7 TRACECK LPTIM1_IN2 - - I2C1_SDA - - USART1_RX PB8 -- -- I2C1_SCL - - - PB9 - IR_OUT - - I2C1_SDA SPI2_NSS - - PB10 - TIM2_CH3 - - I2C2_SCL SPI2_SCK - USART3_TX PB11 - TIM2_CH4 - - I2C2_SDA - USART3_RX PB12 - TIM1_BKIN - - I2C2_SMBA SPI2_NSS - USART3_CK PB13 - TIM1_CH1N - - I2C2_SCL SPI2_SCK - USART3_CTS PB14 - TIM1_CH2N - - I2C2_SDA SPI2_MISO - USART3_RTS_ DE PB15 RTC_REFIN TIM1_CH3N - - - SPI2_MOSI - - Table 15. Alternate function AF0 to AF7(1) (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 SYS_AF TIM1/TIM2/LPT IM1 TIM1/TIM2 USART2 I2C1/I2C2/I2C3 SPI1/SPI2 COMP1 USART1/USA RT2/USART3 |